công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9284APB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9284APB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Maximum Output Voltage up to 20V, Dimming with Zero-inrush and Wide Frequency Range of 100 to 100kHz
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9284APB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9284APB Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9284APB Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
7
RT9284A/B
DS9284A/B-07 April 2011
www.richtek.com
Dimming Operation
Time (400
μs/Div)
IIN
ILED
EN
(5V/Div)
(10mA/Div)
f = 1kHz, Duty = 50%
4WLEDs, VIN = 3.7V, ILED = 20mA, L = 10
μH
(100mA/Div)
Switching Frequency vs. Temperature
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
-40 -30 -20 -10
0
1020 304050 6070 8090
Temperature (
°C)
Switching Current vs. Input Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
3
3.25 3.5 3.75
4
4.25 4.5 4.75
5
5.25 5.5
Input Voltage (V)
-45
°C
25
°C
85
°C
Dimming Operation
Time (2ms/Div)
IIN
ILED
EN
(5V/Div)
(10mA/Div)
f = 100Hz, Duty = 50%
4WLEDs, VIN = 3.7V, ILED = 20mA, L = 10
μH
(50mA/Div)
Dimming Operation
Time (40
μs/Div)
IIN
ILED
EN
(5V/Div)
(10mA/Div)
f = 10kHz, Duty = 50%
4WLEDs, VIN = 3.7V, ILED = 20mA, L = 10
μH
(100mA/Div)
Feedback Voltage vs. Temperature
250.6
250.8
251
251.2
251.4
251.6
251.8
252
252.2
-40 -30 -20 -10
0
102030 40 506070 8090
Temperature (
°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com