| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM3359 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM3359 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 236 page ![]() AM3359, AM3358, AM3357 AM3356, AM3354, AM3352 www.ti.com SPRS717F – OCTOBER 2011 – REVISED APRIL 2013 Table 2-7. Ball Characteristics (ZCE and ZCZ Packages) (continued) BALL RESET BUFFER PULLUP ZCE BALL ZCZ BALL TYPE BALL RESET RESET REL. ZCE POWER / HYS PIN NAME [2] SIGNAL NAME [3] MODE [4] REL. STATE STRENGTH /DOWN TYPE I/O CELL [13] NUMBER [1] NUMBER [1] [5] STATE [6] MODE [8] ZCZ POWER [9] [10] [7] (mA) [11] [12] F4 E3 DDR_A12 ddr_a12 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL H1 H3 DDR_A13 ddr_a13 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL H3 H4 DDR_A14 ddr_a14 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL E3 D3 DDR_A15 ddr_a15 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL A3 C4 DDR_BA0 ddr_ba0 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL E1 E1 DDR_BA1 ddr_ba1 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL B4 B3 DDR_BA2 ddr_ba2 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL F1 F1 DDR_CASn ddr_casn 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL C2 D2 DDR_CK ddr_ck 0 O L 0 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL G3 G3 DDR_CKE ddr_cke 0 O L 0 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL C1 D1 DDR_CKn ddr_nck 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL H2 H2 DDR_CSn0 ddr_csn0 0 O H 1 0 VDDS_DDR / NA 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL N4 M3 DDR_D0 ddr_d0 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL P4 M4 DDR_D1 ddr_d1 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL P2 N1 DDR_D2 ddr_d2 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL P1 N2 DDR_D3 ddr_d3 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL P3 N3 DDR_D4 ddr_d4 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL T1 N4 DDR_D5 ddr_d5 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL T2 P3 DDR_D6 ddr_d6 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL R3 P4 DDR_D7 ddr_d7 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL K2 J1 DDR_D8 ddr_d8 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL K1 K1 DDR_D9 ddr_d9 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL M3 K2 DDR_D10 ddr_d10 0 I/O L Z 0 VDDS_DDR / Yes 8 PU/PD LVCMOS/SSTL/ VDDS_DDR HSTL Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated Terminal Description 21 Submit Documentation Feedback Product Folder Links: AM3359 AM3358 AM3357 AM3356 AM3354 AM3352 |