công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP32N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP32N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP32N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button STP32N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP32N65M5 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
Package mechanical data
STB/F/I/P/W32N65M5
14/22
Doc ID 15316 Rev 4
Figure 28.
I²PAK (TO-262) drawing
Table 10.
I²PAK (TO-262) mechanical data
DIM.
mm.
min.
typ
max.
A
4.40
4.60
A1
2.40
2.72
b
0.61
0.88
b1
1.14
1.70
c
0.49
0.70
c2
1.23
1.32
D
8.95
9.35
e
2.40
2.70
e1
4.95
5.15
E
10
10.40
L13
14
L1
3.50
3.93
L2
1.27
1.40
0004982_Rev_H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22