| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151RCT6A bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151RCT6A bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 136 page ![]() Pin descriptions STM32L151xC STM32L152xC 44/136 Doc ID 022799 Rev 3 70 L11 L11 48 30 F3 H2 22 PB11 I/O FT PB11 TIM2_CH4/I2C2_SDA/USART3_RX /LCD_SEG11 -- - - - - H5 - VSS SVSS 71 F12 F12 49 31 H2 J1 23 VSS_1 SVSS_1 72 G12 G12 50 32 H1 H1 24 VDD_1 SVDD_1 73 L12 L12 51 33 G2 G2 25 PB12 I/O FT PB12 TIM10_CH1/I2C2_SMBA/SPI2_NSS /I2S2_WS/USART3_CK/LCD_SEG12 /ADC_IN18/COMP1_INP 74 K12 K12 52 34 G1 G1 26 PB13 I/O FT PB13 TIM9_CH1/SPI2_SCK/ I2S2_CK/ USART3_CTS/LCD_SEG13/ADC_IN19 /COMP1_INP 75 K11 K11 53 35 F2 F3 27 PB14 I/O FT PB14 TIM9_CH2/SPI2_MISO/USART3_RTS /LCD_SEG14/ADC_IN20/COMP1_INP 76 K10 K10 54 36 F1 F2 28 PB15 I/O FT PB15 TIM11_CH1/SPI2_MOSI/I2S2_SD /LCD_SEG15/ADC_IN21/COMP1_INP/ RTC_REFIN 77 K9 K9 55 - - - - PD8 I/O FT PD8 USART3_TX/LCD_SEG28 78 K8 K8 56 - - - - PD9 I/O FT PD9 USART3_RX/LCD_SEG29 79 J12 J12 57 - - - - PD10 I/O FT PD10 USART3_CK/LCD_SEG30 80 J11 J11 58 - - - - PD11 I/O FT PD11 USART3_CTS/LCD_SEG31 81 J10 J10 59 - - - - PD12 I/O FT PD12 TIM4_CH1/USART3_RTS/LCD_SEG32 82 H12 H12 60 - - - - PD13 I/O FT PD13 TIM4_CH2/LCD_SEG33 83 - - - - - - - VSS_8 SVSS_8 84 - - - - - - - VDD_8 SVDD_8 85 H11 H11 61 - - - - PD14 I/O FT PD14 TIM4_CH3/LCD_SEG34 86 H10 H10 62 - - - - PD15 I/O FT PD15 TIM4_CH4/LCD_SEG35 87 G10 - - - - - - PG2 I/O FT PG2 ADC_IN10b/COMP1_INP 88 F9 - - - - - - PG3 I/O FT PG3 ADC_IN11b/COMP1_INP 89 F10 - - - - - - PG4 I/O FT PG4 ADC_IN12b/COMP1_INP 90 E9 - - - - - - PG5 I/O FT PG5 91 - - - - - - - PG6 I/O FT PG6 92 - - - - - - - PG7 I/O FT PG7 93 - - - - - - - PG8 I/O FT PG8 94 F6 - - - - - - VSS_9 SVSS_9 95 G6 - - - - - - VDD_9 SVDD_9 Table 9. STM32L15xxC pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions |