| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151RCT6A bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151RCT6A bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 136 page ![]() STM32L151xC STM32L152xC Pin descriptions Doc ID 022799 Rev 3 41/136 Table 9. STM32L15xxC pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions 1 B2 B2 1 - - - - PE2 I/O FT PE2 TIM3_ETR/LCD_SEG38/TRACECLK 2 A1 A1 2 - - - - PE3 I/O FT PE3 TIM3_CH1/LCD_SEG39/TRACED0 3 B1 B1 3 - - - - PE4 I/O FT PE4 TIM3_CH2/TRACED1 4 C2 C2 4 - - - - PE5 I/O FT PE5 TIM9_CH1/TRACED2 5D2 D2 5 - - - - PE6- WKUP3 I/O FT PE6 WKUP3/RTC_TAMP3/TIM9_CH2 /TRACED3 6E2 E2 6 1 C6 C7 1 VLCD (4) SVLCD 7 C1 C1 7 2 C8 D5 2 PC13-WKUP2 I/O FT PC13 WKUP2/RTC_TAMP1/RTC_TS/RTC_OUT 8D1 D1 8 3 B8 D7 3 PC14- OSC32_IN(5) I/O PC14 OSC32_IN 9E1 E1 9 4 B7 D6 4 PC15- OSC32_OUT I/O PC15 OSC32_OUT 10 D6 - - - - - - PF0 I/O FT PF0 11 D5 - - - - - - PF1 I/O FT PF1 12 D4 - - - - - - PF2 I/O FT PF2 13 E4 - - - - - - PF3 I/O FT PF3 14 F3 - - - - - - PF4 I/O FT PF4 15 F4 - - - - - - PF5 I/O FT PF5 16 F2 F2 10 - - - - VSS_5 SVSS_5 17 G2 G2 11 - - - - VDD_5 SVDD_5 18 G3 - - - - - - PF6 I/O FT PF6 TIM5_CH1/TIM5_ETR/ADC_IN27 19 G4 - - - - - - PF7 I/O FT PF7 TIM5_CH2/ADC_IN28/COMP1_INP 20 H4 - - - - - - PF8 I/O FT PF8 TIM5_CH3/ADC_IN29/COMP1_INP 21 J6 - - - - - - PF9 I/O FT PF9 TIM5_CH4/ADC_IN30/COMP1_INP 22 - - - - - - - PF10 I/O FT PF10 ADC_IN30/COMP1_INP 23 F1 F1 12 5 D8 F6 5 PH0-OSC_IN(6) I PH0 OSC_IN 24 G1 G1 13 6 D7 F7 6 PH1- OSC_OUT(6) O PH1 OSC_OUT 25 H2 H2 14 7 C7 E7 7 NRST I/O NRST 26 H1 H1 15 8 E8 E6 - PC0 I/O FT PC0 LCD_SEG18/ADC_IN10/COMP1_INP 27 J2 J2 16 9 F8 E5 - PC1 I/O FT PC1 LCD_SEG19/ADC_IN11/COMP1_INP 28 J3 J3 17 10 D6 G7 - PC2 I/O FT PC2 LCD_SEG20/ADC_IN12/COMP1_INP -K1 - - - - - - NC I 29 K2 K2 18 11 F7 G6 - PC3 I/O PC3 LCD_SEG21/ADC_IN13/COMP1_INP |