công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA25-400B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTA25-400B
Giải thích chi tiết về linh kiện  25 A standard and Snubberless triacs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTA25-400B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button BTA25-400B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Package information
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26, BTB26, T25
10/12
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a lead-free second level interconnect. The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com.
Table 10.
TO-220AB (insulated and non-insulated) dimensions
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
15.20
15.90 0.598
0.625
a1
3.75
0.147
a2
13.00
14.00 0.511
0.551
B
10.00
10.40 0.393
0.409
b1
0.61
0.88
0.024
0.034
b2
1.23
1.32
0.048
0.051
C
4.40
4.60
0.173
0.181
c1
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
2.40
2.72
0.094
0.107
e
2.40
2.70
0.094
0.106
F
6.20
6.60
0.244
0.259
ØI
3.75
3.85
0.147
0.151
I4
15.80 16.40 16.80 0.622 0.646 0.661
L
2.65
2.95
0.104
0.116
l2
1.14
1.70
0.044
0.066
l3
1.14
1.70
0.044
0.066
M
2.60
0.102
C
b2
c2
F
Ø I
L
A
a1
a2
B
e
b1
I4
l3
l2
c1
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com