công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA25-400B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTA25-400B
Giải thích chi tiết về linh kiện  25 A standard and Snubberless triacs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTA25-400B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button BTA25-400B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BTA25-400B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26, BTB26, T25
Package information
7/12
3
Package information
Epoxy meets UL94,V0
Cooling method: C
Recommended torque value: 0.4 - 0.5 Nm (TO-220AB), 0.9 - 1.2 Nm (TOP3 and RD91)
Maximum torque value for BTB24 is 0.5 Nm
Figure 14.
D2PAK footprint dimensions (in millimeters)
Table 7.
D2PAK dimensions
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
4.60
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.25
1.40
0.048 0.055
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.21
1.36
0.047
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.28 0.393
0.405
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85 0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
R
0.40
0.016
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
2mm min.
FLAT ZONE
A
C2
D
R
A2
V2
C
A1
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com