công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN75LVDS82DGGR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN75LVDS82DGGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  FlatLink??RECEIVER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN75LVDS82DGGR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN75LVDS82DGGR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
Reference
VCO
Device
Under
Test
Modulation
+
+
V(t) = A sin (2
π f
(mod) t)
HP8656B
Signal Generator
0.1 MHz to 990 MHz
HP8665A
Synthesized Signal
Generator
0.1 MHz to 990 MHz
RF Output
Modulation Input
Device Under Test
Digital T
RF OUTPUT
CLKIN
CLKOUT
Input
CLKIN
ten
SHTDN
An
Dn
Valid
Invalid
CLKIN
CLKOUT
tdis
SHTDN
SN75LVDS82
www.ti.com
SLLS259I
– NOVEMBER 1996 – REVISED APRIL 2011
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 8. Input Clock Jitter Test
Figure 9. Enable Time Waveforms
Figure 10. Disable Time Waveforms
Copyright
© 1996–2011, Texas Instruments Incorporated
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com