công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRF1002MB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MRF1002MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROWAVE POWER TRANSISTORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MRF1002MB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MRF1002MB Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
MRF1002MA MRF1002MB
MOTOROLA RF DEVICE DATA
Figure 2. Output Power versus Input Power
Figure 3. Output Power versus Frequency
Figure 4. Output Power versus Supply Voltage
Figure 5. Power Gain versus Frequency
Figure 6. Series Equivalent Input/Output Impedance
f
MHz
Zin
Ohms
ZOL*
Ohms
Pout = 2.0 W pk
960
1090
1215
15.5 + j16.5
15 + j20
14 + j27
20 + j32.5
25 + j34
33.5 + j42.5
VCC = 35 Vdc,
tP = 10 µs, D = 1.0%
ZOL* = Conjugate of the optimum load impedance into which
ZOL* = the device output operates at a given output power,
ZOL* = voltage, and frequency.
ZOL*
Ohms
Pin = 0.2 W pk
25 + j21
31 + j26
37 + j32.5
3
40
0
Pin, INPUT POWER (mW pk)
2.5
2
1.5
1
0.5
80
120
160
200
1.09 GHz
f = 0.96 GHz
1.215 GHz
VCC = 35 V
tP = 10 µs
D = 1%
3
960
2.5
2
1.5
1
0.5
f, FREQUENCY (MHz)
1090
1215
Pin = 200 mW pk
160 mW pk
120 mW pk
80 mW pk
VCC = 35 V
tP = 10 µs
D = 1%
0
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
2
1.5
1
0.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
tP = 10 µs
D = 1%
f = 1090 MHz
Pin = 200 mW pk
125 mW pk
100 mW pk
75 mW pk
960
15
f, FREQUENCY (MHz)
1090
1215
14
13
12
11
10
Pout = 2 W pk
VCC = 35 V
tP = 10 µs
D = 1%
COORDINATES IN OHMS
+ j50
+ j100
+ j150
+ j250
+ j500
– j500
– j250
– j150
– j100
– j50
– j25
– j10
0
+ j10
+ j25
Zin
25
50
100
150
250
500
10
f = 960 MHz
1090
1215
ZOL* (Pin = 0.2 W pk)
1090
1215
960
1215
1090
ZOL* (Pout = 2 W pk)
f = 960 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com