công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRF1002MB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MRF1002MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROWAVE POWER TRANSISTORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MRF1002MB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MRF1002MB Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MRF1002MB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MRF1002MA MRF1002MB
4
MOTOROLA RF DEVICE DATA
Figure 7. Typical Long Pulse Performance
Pout = 2 W pk
VCC = 35 V
tP = 1 ms
D = 10%
f = 1090 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com