| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530ECBC72 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECBC72 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments |
|
34 / 264 page ![]() OMAP3530/25 Applications Processor SPRS507F – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2009 www.ti.com Table 2-1. Ball Characteristics (CBB Pkg.) (continued) BALL BALL TOP PIN NAME MODE [4] TYPE [5] BALL BALL RESET REL. POWER [9] HYS [10] BUFFER PULLUP IO CELL [13] BOTTOM [1] [2] [3] RESET RESET REL. MODE [8] STRENG TH /DOWN STATE [6] STATE [7] (mA) [11] TYPE [12] C25 NA cam_ xclka 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_96 4 IO safe_mode 7 C27 NA cam_pclk 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_97 4 IO safe_mode 7 C23 NA cam_fld 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_global_r 2 IO eset gpio_98 4 IO safe_mode 7 AG17 NA cam_d0 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_99 4 I safe_mode 7 AH17 NA cam_d1 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_100 4 I safe_mode 7 B24 NA cam_d2 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_101 4 IO safe_mode 7 C24 NA cam_d3 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_102 4 IO safe_mode 7 D24 NA cam_d4 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_103 4 IO safe_mode 7 A25 NA cam_d5 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_104 4 IO safe_mode 7 K28 NA cam_d6 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_105 4 IO 8 safe_mode 7 NA L28 NA cam_d7 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_106 4 IO 8 safe_mode 7 NA K27 NA cam_d8 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_107 4 IO 8 safe_mode 7 NA L27 NA cam_d9 0 I L L 7 vdds Yes NA PU/PD LVCMOS gpio_108 4 IO 8 safe_mode 7 NA B25 NA cam_d10 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_109 4 IO safe_mode 7 C26 NA cam_d11 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_110 4 IO safe_mode 7 B26 NA cam_ xclkb 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_111 4 IO safe_mode 7 B23 NA cam_wen 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_ shutter 2 O gpio_167 4 IO safe_mode 7 D25 NA cam_ strobe 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS TERMINAL DESCRIPTION 34 Submit Documentation Feedback |