| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530ECUS bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECUS bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Texas Instruments |
|
72 / 264 page ![]() OMAP3530/25 Applications Processor SPRS507F – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2009 www.ti.com Table 2-3. Ball Characteristics (CUS Pkg.) (continued) BALL BALL TOP [2] PIN NAME [3] MODE [4] TYPE [5] BALL RESET BALL RESET RESET REL. POWER [9] HYS [10] BUFFER PULLUP BOTTOM [1] STATE [6] REL. STATE MODE [8] STRENG TH /DOWN TYPE [7] (mA) [11] [12] P2 gpmc_d6 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS R1 gpmc_d7 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS R2 gpmc_d8 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_44 4 IO safe_mode 7 T2 gpmc_d9 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_45 4 IO safe_mode 7 U1 gpmc_d10 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_46 4 IO safe_mode 7 R3 gpmc_d11 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_47 4 IO safe_mode 7 T3 gpmc_d12 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_48 4 IO safe_mode 7 U2 gpmc_d13 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_49 4 IO safe_mode 7 V1 gpmc_d14 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_50 4 IO safe_mode 7 V2 gpmc_d15 0 IO H H 0 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_51 4 IO safe_mode 7 E2 gpmc_ncs0 0 O 1 1 0 vdds_ mem No 4 NA LVCMOS D2 gpmc_ncs3 0 O H H 7 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq0 gpio_54 4 IO safe_mode 7 F4 gpmc_ncs4 0 O H H 7 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq1 mcbsp4_ clkx 2 IO gpt9_pwm_evt 3 IO gpio_55 4 IO safe_mode 7 G5 gpmc_ncs5 0 O H H 7 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq2 mcbsp4_dr 2 I gpt10_pwm_e 3 IO vt gpio_56 4 IO safe_mode 7 F3 gpmc_ncs6 0 O H H 7 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS sys_ 1 I ndmareq3 mcbsp4_dx 2 IO gpt11_pwm_e 3 IO vt gpio_57 4 IO safe_mode 7 G4 gpmc_ncs7 0 O H H 7 vdds_ mem Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpmc_io_dir 1 O TERMINAL DESCRIPTION 72 Submit Documentation Feedback |