công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6062 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6062
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 關A, High Precision Op Amps
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6062 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  MCP6062 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6062 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
© 2010 Microchip Technology Inc.
DS22189B-page 5
MCP6061/2/4
1.3
Test Circuits
The circuit used for most DC and AC tests is shown in
Figure 1-1. This circuit can independently set VCM and
VOUT; see Equation 1-1. Note that VCM is not the
circuit’s common mode voltage ((VP +VM)/2), and that
VOST includes VOS plus the effects (on the input offset
error, VOST) of temperature, CMRR, PSRR and AOL.
EQUATION 1-1:
FIGURE 1-1:
AC and DC Test Circuit for
Most Specifications.
G
DM
R
F RG
⁄
=
V
CM
V
P
V
DD 2
⁄
+
() 2
⁄
=
V
OUT
V
DD 2
⁄
()
V
P
V
M
–
() V
OST 1GDM
+
()
++
=
Where:
GDM = Differential Mode Gain
(V/V)
VCM = Op Amp’s Common Mode
Input Voltage
(V)
VOST = Op Amp’s Total Input Offset
Voltage
(mV)
V
OST
V
IN–
V
IN +
–
=
VDD
RG
RF
VOUT
VM
CB2
CL
RL
VL
CB1
100 k
Ω
100 k
Ω
RG
RF
VDD/2
VP
100 k
Ω
100 k
Ω
60 pF
10 k
Ω
1µF
100 nF
VIN–
VIN+
CF
6.8 pF
CF
6.8 pF
MCP606X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com