công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC02D652 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC02D652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input NOR gate
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC02D652 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  74HC02D652 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
74HC_HCT02
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 4 September 2012
4 of 16
NXP Semiconductors
74HC02; 74HCT02
Quad 2-input NOR gate
9.
Static characteristics
t/V
input transition rise and fall rate
VCC = 2.0 V
-
-
625
-
-
-
ns/V
VCC = 4.5 V
-
1.67
139
-
1.67
139
ns/V
VCC = 6.0 V
--83
-
--ns/V
Table 5.
Recommended operating conditions …continued
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V) …continued
Symbol Parameter
Conditions
74HC02
74HCT02
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Table 6.
Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
74HC02
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 2.0 V
1.5
1.2
-
1.5
-
1.5
-
V
VCC = 4.5 V
3.15
2.4
-
3.15
-
3.15
-
V
VCC = 6.0 V
4.2
3.2
-
4.2
-
4.2
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 2.0 V
-
0.8
0.5
-
0.5
-
0.5
V
VCC = 4.5 V
-
2.1
1.35
-
1.35
-
1.35
V
VCC = 6.0 V
-
2.8
1.8
-
1.8
-
1.8
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
1.9
-
V
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = 20 A; VCC = 6.0 V
5.9
6.0
-
5.9
-
5.9
-
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V 3.98
4.32
-
3.84
-
3.7
-
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V 5.48
5.81
-
5.34
-
5.2
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 20 A; VCC = 6.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
-
0.15
0.26
-
0.33
-
0.4
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
-
0.16
0.26
-
0.33
-
0.4
V
II
input leakage
current
VI = VCC or GND;
VCC =6.0 V
--
0.1
-
1-
1
A
ICC
supply current
VI = VCC or GND; IO =0A;
VCC =6.0 V
--2.0
-
20
-
40
A
CI
input
capacitance
-3.5
--
-
-
-
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com