công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC02D652 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC02D652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input NOR gate
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC02D652 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74HC02D652 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC02D652 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
74HC_HCT02
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 4 September 2012
2 of 16
NXP Semiconductors
74HC02; 74HCT02
Quad 2-input NOR gate
4.
Functional diagram
5.
Pinning information
5.1 Pinning
5.2 Pin description
Fig 1.
Logic symbol
Fig 2.
IEC logic symbol
Fig 3.
Logic diagram (one gate)
mna216
1A
1B
1Y
3
2
1
2A
2B
2Y
6
5
4
3A
3B
3Y
9
8
10
4A
4B
4Y
12
11
13
001aah084
2
1
3
5
4
≥1
6
≥1
8
10
≥1
9
11
13
≥1
12
mna215
A
B
Y
(1) The die substrate is attached to this pad using
conductive die attach material. It cannot be used as a
supply pin or input.
Fig 4.
Pin configuration DIP14, SO14 and (T)SSOP14
Fig 5.
Pin configuration DHVQFN14
02
1Y
VCC
1A
4Y
1B
4B
2Y
4A
2A
3Y
2B
3B
GND
3A
001aac919
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
14
13
001aac920
02
Transparent top view
2B
3B
2A
3Y
2Y
4A
1B
4B
1A
4Y
6
9
5
10
4
11
3
12
2
13
terminal 1
index area
GND(1)
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
1Y to 4Y
1, 4, 10, 13
data output
1A to 4A
2, 5, 8, 11
data input
1B to 4B
3, 6, 9,12
data input
GND
7
ground (0 V)
VCC
14
supply voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com