công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC0832CCWMX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC0832CCWMX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Serial I/O A/D Converters with Multiplexer Options
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADC0832CCWMX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 40 page
background image
ADC0831-N, ADC0832-N, ADC0834-N, ADC0838-N
www.ti.com
SNAS531B – AUGUST 1999 – REVISED MARCH 2013
APPLICATIONS
*4.5V
≤ VCC ≤ 6.3V
Figure 25. Operating with a Temperature
Figure 26. Generating VCC from the Converter
Clock
Compensated Reference
*4.5V
≤ VCC ≤ 6.3V
Figure 27. Using the A/D as
Figure 28. Remote Sensing—
the System Supply Regulator
Clock and Power on 1 Wire
Figure 29. Digital Link and Sample Controlling Software for the Serially Oriented COP420 and the Bit
Programmable I/O INS8048
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
19
Product Folder Links: ADC0831-N ADC0832-N ADC0834-N ADC0838-N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com