công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45F4M bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45F4M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lithium Battery Backup Power ASSP MCU
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45F4M bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45F4M Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4M Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 138 page
background image
Rev. 1.10
88
�an�a�� 1�� �01�
Rev. 1.10
89
�an�a�� 1�� �01�
HT45F4M
Lithium Battery Backup Power ASSP MCU
HT45F4M
Lithium Battery Backup Power ASSP MCU
ADCR0 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
START
EOCB
ADOFF
ADRFS
ACS�
ACS�
ACS1
ACS0
R/W
R/W
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
1
1
0
0
0
0
0
Bit7
START:StarttheA/Dconversion
0→1→0:start
0→1:resettheA/DconverterandsetEOCBto“1”
ThisbitisusedtoinitiateanA/Dconversionprocess.Thebitisnormallylowbutifset
highandthenclearedlowagain,theA/Dconverterwillinitiateaconversionprocess.
WhenthebitissethightheA/Dconverterwillbereset.
Bit6
EOCB:EndofA/Dconversionflag
0:A/Dconversionended
1:A/Dconversioninprogress
ThisreadonlyflagisusedtoindicatewhenanA/Dconversionprocesshascompleted.
Whentheconversionprocessisrunningthebitwillbehigh.
Bit5
ADOFF:ADCmodulepoweron/offcontrolbit
0:ADCmodulepoweron
1:ADCmodulepoweroff
ThisbitcontrolsthepowertotheA/Dinternalfunction.Thisbitshouldbecleared
tozerotoenabletheA/Dconverter.IfthebitissethighthentheA/Dconverterwill
beswitchedoffreducingthedevicepowerconsumption.AstheA/Dconverterwill
consumealimitedamountofpower,evenwhennotexecutingaconversion,thismay
beanimportantconsiderationinpowersensitivebatterypoweredapplications.
Note:1.itisrecommendedtosetADOFF=1beforeenteringIDLE/SLEEPModefor
savingpower.
2.ADOFF=1willpowerdowntheADCmodule.
Bit4
ADRFS:ADCDataFormatControl
0:ADCDataMSBisADRHbit7,LSBisADRLbit4
1:ADCDataMSBisADRHbit3,LSBisADRLbit0
Thisbitcontrolstheformatofthe12-bitconvertedA/DvalueinthetwoA/Ddata
registers.DetailsareprovidedintheA/Ddataregistersection.
Bit3~0
ACS3 ~ ACS0:SelectA/Dchannel(whenACS4is“0”)
0000:AN0
0001:AN1
0010:AN2
0011:AN3
0100:AN4
0101:AN5
0110:AN6
0111:AN7
1xxx:AN8(fromOPAoutputforOCP)
ThesearetheA/Dchannelselectcontrolbits.AsthereisonlyoneinternalhardwareA/
DconvertereachoftheeightA/Dinputsmustberoutedtotheinternalconverterusing
thesebits.IfbitACS4intheADCR1registerissethighthentheinternal1.25Vwillbe
routedtotheA/DConverter.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com