| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F303VCT6 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303VCT6 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 132 page ![]() Pinouts and pin description STM32F302xx/STM32F303xx 40/132 DocID023353 Rev 6 67 41 29 PA8 I/O FT I2C2_SMBA, I2S2_MCK(4), USART1_CK, TIM1_CH1, TIM4_ETR, MCO, COMP3_OUT(4), EVENTOUT 68 42 30 PA9 I/O FTf I2C2_SCL, I2S3_MCK(4), USART1_TX, TIM1_CH2, TIM2_CH3, TIM15_BKIN, TSC_G4_IO1, COMP5_OUT(4), EVENTOUT 69 43 31 PA10 I/O FTf I2C2_SDA, USART1_RX, TIM1_CH3, TIM2_CH4, TIM8_BKIN(4), TIM17_BKIN, TSC_G4_IO2, COMP6_OUT, EVENTOUT 70 44 32 PA11 I/O FT USART1_CTS, USB_DM, CAN_RX, TIM1_CH1N, TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, TIM4_CH1, COMP1_OUT, EVENTOUT 71 45 33 PA12 I/O FT USART1_RTS, USB_DP, CAN_TX, TIM1_CH2N, TIM1_ETR, TIM4_CH2, TIM16_CH1, COMP2_OUT, EVENTOUT 72 46 34 PA13 I/O FT USART3_CTS, TIM4_CH3, TIM16_CH1N, TSC_G4_IO3, IR_OUT, SWDIO-JTMS, EVENTOUT 73 PF6 I/O FTf (1) I2C2_SCL, USART3_RTS, TIM4_CH4, EVENTOUT 74 47 35 VSS_3 S Ground 75 48 36 VDD_3 S Digital power supply 76 49 37 PA14 I/O FTf I2C1_SDA, USART2_TX, TIM8_CH2(4), TIM1_BKIN, TSC_G4_IO4, SWCLK-JTCK, EVENTOUT 77 50 38 PA15 I/O FTf I2C1_SCL, SPI1_NSS, SPI3_NSS, I2S3_WS(4), JTDI, USART2_RX, TIM1_BKIN, TIM2_CH1_ETR, TIM8_CH1(4), EVENTOUT Table 11. STM32F302xx/STM32F303xx pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |