| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F303VCT6 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303VCT6 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 132 page ![]() DocID023353 Rev 6 39/132 STM32F302xx/STM32F303xx Pinouts and pin description 53 52 34 26 PB13 I/O TTa SPI2_SCK, I2S2_CK(4), USART3_CTS, TIM1_CH1N, TSC_G6_IO3, EVENTOUT ADC3_IN5(4), COMP5_INP(4), OPAMP4_VINP(4), OPAMP3_VINP(4) 53 35 27 PB14 I/O TTa SPI2_MISO, I2S2ext_SD(4), USART3_RTS, TIM1_CH2N, TIM15_CH1, TSC_G6_IO4, EVENTOUT COMP3_INP(4), ADC4_IN4(4), OPAMP2_VINP 54 36 28 PB15 I/O TTa SPI2_MOSI, I2S2_SD(4), TIM1_CH3N, RTC_REFIN, TIM15_CH1N, TIM15_CH2, EVENTOUT ADC4_IN5(4), COMP6_INM 55 PD8 I/O TTa (1) USART3_TX, EVENTOUT ADC4_IN12(4), OPAMP4_VINM(4) 56 PD9 I/O TTa (1) USART3_RX, EVENTOUT ADC4_IN13(4) 57 PD10 I/O TTa (1) USART3_CK, EVENTOUT ADC34_IN7(4), COMP6_INM 58 PD11 I/O TTa (1) USART3_CTS, EVENTOUT ADC34_IN8(4), COMP6_INP, OPAMP4_VINP(4) 59 PD12 I/O TTa (1) USART3_RTS, TIM4_CH1, TSC_G8_IO1, EVENTOUT ADC34_IN9(4), COMP5_INP(4) 60 PD13 I/O TTa (1) TIM4_CH2, TSC_G8_IO2, EVENTOUT ADC34_IN10(4), COMP5_INM(4) 61 PD14 I/O TTa (1) TIM4_CH3, TSC_G8_IO3, EVENTOUT COMP3_INP(4), ADC34_IN11(4), OPAMP2_VINP 62 PD15 I/O TTa (1) SPI2_NSS, TIM4_CH4, TSC_G8_IO4, EVENTOUT COMP3_INM(4) 63 37 PC6 I/O FT (1) I2S2_MCK(4), COMP6_OUT, TIM8_CH1(4), TIM3_CH1, EVENTOUT 64 38 PC7 I/O FT (1) I2S3_MCK(4), TIM8_CH2(4), TIM3_CH2, COMP5_OUT(4), EVENTOUT 65 39 PC8 I/O FT (1) TIM8_CH3(4), TIM3_CH3, COMP3_OUT(4), EVENTOUT 66 40 PC9 I/O FT (1) TIM8_CH4(4), TIM8_BKIN2(4), TIM3_CH4, I2S_CKIN(4), EVENTOUT Table 11. STM32F302xx/STM32F303xx pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |