| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSA30C200PB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSA30C200PB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation |
|
3 / 3 page ![]() DSA 30 C 200 PB advanced Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.32 4.82 0.170 0.190 A1 1.14 1.39 0.045 0.055 A2 2.29 2.79 0.090 0.110 b 0.64 1.01 0.025 0.040 b2 1.15 1.65 0.045 0.065 C 0.35 0.56 0.014 0.022 D 14.73 16.00 0.580 0.630 E 9.91 10.66 0.390 0.420 e 2.54 BSC 0.100 BSC H1 5.85 6.85 0.230 0.270 L 12.70 13.97 0.500 0.550 L1 2.79 5.84 0.110 0.230 ØP 3.54 4.08 0.139 0.161 Q 2.54 3.18 0.100 0.125 3x b2 E ØP 3x b 2x e C A2 A1 A Outlines TO-220 IXYS reserves the right to change limits, conditions and dimensions. 20100628 Data according to IEC 60747and per diode unless otherwise specified © 2010 IXYS all rights reserved |