công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5263EBZ bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5263EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 15 V, 256-Position, Digital Potentiometer with Pin-Selectable SPI/I2C
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5263EBZ bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices EVAL-AD5263EBZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 28 page
background image
Data Sheet
AD5263
Rev. F | Page 15 of 28
SPI-COMPATIBLE DIGITAL INTERFACE (DIS = 0)
SERIAL DATA-WORD FORMAT
MSB
LSB
Addr
Data
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
29
27
20
SDI
CLK
CS
VOUT
1
0
1
0
1
0
1
0
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
RDAC REGISTER LOAD
Figure 40. AD5263 Timing Diagram (VA = 5 V, VB = 0 V, VW = VOUT)
tS
SDI
CLK
CS
VOUT
1
0
1
0
1
0
VDD
0
(DATA IN)
Dx
Dx
tCSHO
tC-SW
±LSB
tCSS
tCL
tCSH1
tCS1
tCH
tDS
tCH
Figure 41. Detailed SPI Timing Diagram (VA = 5 V, VB = 0 V, VW = VOUT)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com