công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8C2SA bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8C2SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Top View Led
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8C2SA bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8C2SA Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 14Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 15Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 16Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 17Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 18Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 19Page - Seoul Semiconductor STW8C2SA Datasheet HTML 20Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 27 page
background image
SSC
SSC--STW8C2SA
STW8C2SA
Jan 2013
Jan 2013
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
SSC-QP-7-07-12 (Rev.01)
● COLOR RANK
<IF=100mA, Ta=25℃>
5. Color & Binning
C0
C1
C2
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3376
0.3616
0.3463
0.3687
0.3373
0.3534
0.3373
0.3534
0.3456
0.3601
0.3369
0.3451
0.3456
0.3601
0.3539
0.3669
0.3448
0.3514
0.3463
0.3687
0.3552
0.376
0.3456
0.3601
C3
C4
C5
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3456
0.3601
0.3369
0.3451
0.3448
0.3514
0.3448
0.3514
0.3366
0.3369
0.344
0.3428
0.3526
0.3578
0.344
0.3428
0.3514
0.3487
0.3539
0.3669
0.3448
0.3514
0.3526
0.3578
D0
D1
D2
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3548
0.3736
0.3641
0.3804
0.3536
0.3646
0.3536
0.3646
0.3625
0.3711
0.3523
0.3555
0.3625
0.3711
0.3714
0.3775
0.3608
0.3616
0.3641
0.3804
0.3736
0.3874
0.3625
0.3711
D3
D4
D5
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
CIE X
CIE Y
0.3625
0.3711
0.3523
0.3555
0.3608
0.3616
0.3608
0.3616
0.3511
0.3465
0.359
0.3521
0.3692
0.3677
0.359
0.3521
0.367
0.3578
0.3714
0.3775
0.3608
0.3616
0.3692
0.3677
* Measurement Uncertainty of the Color Coordinates : ± 0.007



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com