công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATTL7554AP bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Agere Systems

tên linh kiện ATTL7554AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  L7554 Low-Power SLIC
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGERE [Agere Systems]
Trang chủ  
Logo AGERE - Agere Systems

ATTL7554AP bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Agere Systems

Back Button ATTL7554AP Datasheet HTML 12Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 13Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 14Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 15Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 16Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 17Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 18Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 19Page - Agere Systems ATTL7554AP Datasheet HTML 20Page - Agere Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 28 page
background image
16
Lucent Technologies Inc.
Data Sheet
March 1997
L7554 Low-Power SLIC
Applications (continued)
Design Considerations
Table 11 shows the design parameters of the application circuit shown in Figure 11. Components that are adjusted
to program these values are also shown.
Table 11. 600
Ω Design Parameters
Design Parameter
Parameter Value
Components Adjusted
Loop Closure Threshold
10 mA
RLCTH
dc Loop Current Limit
40 mA
RPROG
dc Feed Resistance
183
Ω
RPT, RPR
2-wire Signal Overload Level
3.14 dBm
—
ac Termination Impedance
600
Ω
RT1, RGP, RRCV
Hybrid Balance Line Impedance
600
Ω
RHB1
Transmit Gain
0 dB
RT2, RX
Receive Gain
0 dB
RRCV, RGP, RT1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com