công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMJC-2V08W2P4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện SMJC-2V08W2P4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Acrich2 - 8.7W Candle Connect using a AIC directly to AC power
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SMJC-2V08W2P4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Seoul Semiconductor

Back Button SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
5. Color & Binning
ANSI-Color Bin
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
2600K
2700K
2900K
3000K
3200K
CIE X
G0
G1
G2
G3
G4
G5
H0
H1
H2
H3
H4
H5
Rev. 04
Rev. 04
Mar. 2013
Mar. 2013
www.acrich.com
www.acrich.com
9
▷ COLOR RANK
* Measurement Uncertainty of the Color Coordinates : ± 0.01
Bin code
X
Y
Bin code
X
Y
Bin code
X
Y
G0
0.4299
0.4165
G1
0.4430
0.4212
G2
0.4248
0.4048
0.4248
0.4048
0.4374
0.4093
0.4198
0.3931
0.4374
0.4093
0.4499
0.4138
0.4317
0.3973
0.4430
0.4212
0.4562
0.4260
0.4374
0.4093
G3
0.4374
0.4093
G4
0.4198
0.3931
G5
0.4317
0.3973
0.4317
0.3973
0.4147
0.3814
0.4259
0.3853
0.4436
0.4015
0.4259
0.3853
0.4373
0.3893
0.4499
0.4138
0.4317
0.3973
0.4436
0.4015
H0
0.4562
0.4260
H1
0.4687
0.4289
H2
0.4499
0.4138
0.4499
0.4138
0.4620
0.4166
0.4436
0.4015
0.4620
0.4166
0.4740
0.4194
0.4551
0.4042
0.4687
0.4289
0.4810
0.4319
0.4620
0.4166
H3
0.4620
0.4166
H4
0.4436
0.4015
H5
0.4551
0.4042
0.4551
0.4042
0.4373
0.3893
0.4483
0.3919
0.4666
0.4069
0.4483
0.3919
0.4593
0.3944
0.4740
0.4194
0.4551
0.4042
0.4666
0.4069
CIE X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com