công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMJC-2V08W2P4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện SMJC-2V08W2P4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Acrich2 - 8.7W Candle Connect using a AIC directly to AC power
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SMJC-2V08W2P4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Seoul Semiconductor

Back Button SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor SMJC-2V08W2P4 Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
3. Color spectrum
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength[nm]
Relative Spectral Power Distribution at Ta=25℃ - 2700K, 3000K
4. Power characteristics
Rev. 04
Rev. 04
Mar. 2013
Mar. 2013
www.acrich.com
www.acrich.com
7
4. Power characteristics
Voltage[RMS,V]
Relative Power Distribution vs. Voltage at Ta=25℃
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
100
110
120
130
140
150
160



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com