công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4S2F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

tên linh kiện 4S2F
Giải thích chi tiết về linh kiện  The cost effective EMI suppression alternative
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FERROXCUBE [Ferroxcube International Holding B.V.]
Trang chủ  http://www.ferroxcube.com
Logo FERROXCUBE - Ferroxcube International Holding B.V.

4S2F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

  4S2F Datasheet HTML 1Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 2Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 3Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 4Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 5Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 6Page - Ferroxcube International Holding B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Fig. 2 shield (CsA) outline
Fig. 3 nylon case
Fig. 4 shield (CsC) outline
Fig. 5 nylon case
Round cable shields (split)
FIG.
2
2
2
4
2+3
3
2+3
3
2+3
3
4+5
5
A
15 ±0.25
18.65 ±0.4
25.9 ±0.5
15.9 ±0.4
17.9
17.9
22.1
22.1
29
29
24.7
24.7
B
6.6 ±0.3
10.15 ±0.3
13.05 ±0.3
7.9 ±0.3
7.0
7.0
10.2
10.2
13.4
13.4
7.6
7.6
C
28.6 ±0.8
28.6 ±0.8
28.6 ±0.8
14.3 ±0.4
32.3
32.3
32.3
32.3
32.5
32.5
22.8
22.8
D
7.5 ±0.15
9.4 ±0.15
12.8 ±0.25
7.95 ±0.2
9.2
9.2
11.7
11.7
14.8
14.8
10.2
10.2
E
-
-
-
-
9.0
9.0
9.0
9.0
18.0
18.0
17.8
17.8
25 MHz
165
140
155
50
165
−
140
−
155
−
50
-
100 MHz
275
225
250
113
275
−
225
−
250
−
113
−
DIMENSIONS
|Ztyp|2 (Ω)
Round cable shields
CsA15/7.5/29-4s2F
CsA19/9.4/29-4s2F
CsA26/13/29-4s2F
CsC16/7.9/14-4s2F
CsA15/7.5/29-4s2F-en
nylon case
CsA19/9.4/29-4s2F-en
nylon case
CsA26/13/29-4s2F-en
nylon case
CsC16/7.9/14-4s2F-en
nylon case
Round cable shields in matching nylon cases
TYPE NUMBER
(
ealternativeforEMI



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com