công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4S2F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

tên linh kiện 4S2F
Giải thích chi tiết về linh kiện  The cost effective EMI suppression alternative
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FERROXCUBE [Ferroxcube International Holding B.V.]
Trang chủ  http://www.ferroxcube.com
Logo FERROXCUBE - Ferroxcube International Holding B.V.

4S2F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

  4S2F Datasheet HTML 1Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 2Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 3Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 4Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 5Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4S2F Datasheet HTML 6Page - Ferroxcube International Holding B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Fig. 1 Tubular cable shield
Tubular cable shields
Conducted
interference
through cables can now be
suppressed at lower cost
with
Ferroxcube's
new
range of cable shields in 4s2F
material.
All the standard
cable shielding shapes are
available in 4s2F with simi-
lar performance to 4s2 such
as tubular, round, and flat.
CsT9.5/4.8/4.8-4s2F
CsT9.5/4.8/6.4-4s2F
CsT9.5/4.8/9.5-4s2F
CsT9.5/4.8/10-4s2F
CsT9.5/4.8/13-4s2F
CsT9.5/4.8/19-4s2F
CsT9.5/5.1/15-4s2F
CsT9.7/5/5.1-4s2F
CsT14/6.4/5.3-4s2F
CsT14/6.4/10-4s2F
CsT14/6.4/14-4s2F
CsT14/6.4/15-4s2F
CsT14/6.4/29-4s2F
CsT14/7.3/29-4s2F
CsT16/7.9/14-4s2F
CsT16/7.9/29-4s2F
CsT17/9.5/13-4s2F
CsT17/9.5/29-4s2F
CsT19/10/15-4s2F
CsT19/10/29-4s2F
CsT26/13/21-4s2F
CsT26/13/29-4s2F
CsT29/19/7.5-4s2F
D
9.5 ±0.25
9.5±0.25
9.5 ±0.25
9.5 ±0.25
9.5 ±0.25
9.5 ±0.25
9.5 ±0.3
9.65 ±0.25
14.3 ±0.45
14.3 ±0.45
14.3 ±0.45
14.3 ±0.45
14.3 ±0.45
14.3 ±0.45
16.25 ±0.75
16.25 ±0.75
17.45 ±0.4
17.45 ±0.35
19 −0.65
19 −0.65
25.9 ±0.75
25.9 ±0.75
29 ±0.75
d
4.75 ±0.25
4.75 ±0.25
4.75 ±0.15
4.75 ±0.15
4.75 ±0.15
4.75 ±0.15
5.1 ±0.15
5 ±0.2
6.35 ±0.25
6.35 ±0.25
6.35 ±0.25
6.35 ±0.25
6.35 ±0.25
7.25 ±0.15
7.9 ±0.25
7.9 ±0.25
9.5 ±0.25
9.53 ±0.25
10.15 ±0.25
10.15 ±0.25
12.8 ±0.25
12.8 ±0.25
19 ±0.5
L
4.8 ±0.2
6.35 ±0.35
9.5 ±0.35
10.4 ±0.25
12.7±0.5
19.05 ±0.7
14.5 ±0.45
5.05 ±0.45
5.3 ±0.45
10.1±0.4
13.8 ±0.4
15 ±0.45
28.6 ±0.75
28.6 ±0.75
14.3 ±0.35
28.6 ±0.75
12.7 ±0.5
28.55 ±0.75
14.65 −0.75
28.6 ±0.75
21.3±0.5
28.6 ±0.8
7.5 ±0.25
25 MHz
18
23
40
53
60
100
66
26
35
70
90
100
170
143
70
130
55
125
70
128
110
145
28
100 MHz
35
50
70
80
95
145
110
43
60
105
150
170
250
215
113
213
88
250
110
196
180
225
47
DIMENSIONS (Fig
1)
|Ztyp|2 (Ω)
TYPE NUMBER
There is also available a new
designer kit so that you can
test several 4s2F alternatives
in your equipment (ordering
code of the sample box:
432703222191)
Thecosteffectivea



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com