| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP176GP bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP176GP bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices |
|
21 / 21 page ![]() OP176 REV. 0 –21– FOR CATALOG ORDERING GUIDE Model Temperature Range Package Description Package Option* OP176GP –40 °C to +85°C 8-Pin Plastic DIP N-8 OP176GS –40 °C to +85°C 8-Pin SOIC SO-8 OP176GSR –40 °C to +85°C SO-8 Reel, 2500 Pieces OP176GBC +25 °C DICE *For outline information see Package Information section. |