| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP176GP bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP176GP bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Analog Devices |
|
19 / 21 page ![]() OP176 REV. 0 –19– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Plastic DIP (N-8) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 8-Lead Narrow-Body SO (SO-8) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 4 5 1 8 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) |