| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DAC8420EP bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DAC8420EP bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() DAC8420 REV. 0 –16– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Pin Epoxy DIP (P Suffix) 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 9 16 1 8 16-Pin Wide-Body SOL (SOL) PIN 1 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 1 16 9 8 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 16-Pin Cerdip (Q Suffix) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.080 (2.03) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 1 8 9 0.840 (21.34) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN SEATING PLANE 16 |