công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DTS2305 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

tên linh kiện DTS2305
Giải thích chi tiết về linh kiện  Halogen-free According to IEC 61249-2-21
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DINTEK [DinTek Semiconductor Co,.Ltd]
Trang chủ  http://www.daysemi.jp/
Logo DINTEK - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

DTS2305 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

  DTS2305 Datasheet HTML 1Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 2Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 3Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 4Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 5Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 6Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 7Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 8Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 9Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.
4
DTS2305
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V,2.5 V;ID =3.2 A
VGS =1.8V;ID =1.5 A
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0.18
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ID = 3.2 A; TJ = 25 °C
ID =0.5 A; TJ =25 °C
ID = 3.2 A; TJ = 125 °C
ID =0.5 A; TJ = 125 °C
0
10
20
30
40
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Soure-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
100 ms
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 µs
10 ms
1s,10s
DC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com