công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DTS2305 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

tên linh kiện DTS2305
Giải thích chi tiết về linh kiện  Halogen-free According to IEC 61249-2-21
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DINTEK [DinTek Semiconductor Co,.Ltd]
Trang chủ  http://www.daysemi.jp/
Logo DINTEK - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

DTS2305 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

  DTS2305 Datasheet HTML 1Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 2Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 3Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 4Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 5Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 6Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 7Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 8Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTS2305 Datasheet HTML 9Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
www.
5
DTS2305
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
TC - Case Temperature (°C)
0
1
2
3
4
5
0
255075
100
125
150
Power Derating
TC - Case Temperature (°C)
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
25
50
75
100
125
150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com