| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7713 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7713 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Analog Devices |
|
28 / 28 page ![]() REV. C –28– AD7713 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions are shown in inches and (mm). Plastic DIP (N-24) 0.210 (5.33) MAX 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 12 13 24 1 0 - 15 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.150 (3.81) MIN 1.275 (32.30) 1.125 (28.60) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) Cerdip (Q-24) 0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX 1.280 (32.51) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) MAX 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.310 (7.87) 0.220 (5.59 0 ° – 15° 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 12 1 13 24 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.110 (2.79) 0.090 (2.29) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) SOIC (R-24) 112 13 24 15.6 (0.614) 15.2 (0.598) 0.299 (7.6) 0.291 (7.4) 0.419 (10.65) 0.394 (10.00) 0.050 (1.27) BSC 0.019 (0.49) 0.014 (0.35) 0.104 (2.65) 0.093 (2.35) 0.012 (0.3) 0.004 (0.1) 0.050 (1.27) 0.016 (0.40) 0.013 (0.32) 0.009 (0.23) |