công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9522DP bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA9522DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast dual bidirectional bus buffer with hot insertion logic
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA9522DP bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA9522DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors PCA9522DP Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
PCA9522
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1 — 28 September 2011
13 of 20
NXP Semiconductors
PCA9522
Fast dual bidirectional bus buffer with hot insertion logic
Fig 12. Package outline SOT505-1 (TSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(2)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.45
0.25
0.28
0.15
3.1
2.9
3.1
2.9
0.65
5.1
4.7
0.70
0.35
6
°
0
°
0.1
0.1
0.1
0.94
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.7
0.4
SOT505-1
99-04-09
03-02-18
w M
bp
D
Z
e
0.25
14
8
5
θ
A
A2
A1
Lp
(A3)
detail X
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
TSSOP8: plastic thin shrink small outline package; 8 leads; body width 3 mm
SOT505-1
1.1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com