công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AWT6635P9 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ANADIGICS, Inc

tên linh kiện AWT6635P9
Giải thích chi tiết về linh kiện  HELP3DCTM (Band 5) LTE/WCDMA/CDMA Linear PA Module
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Trang chủ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AWT6635P9 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ANADIGICS, Inc

Back Button AWT6635P9 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 10Page - ANADIGICS, Inc AWT6635P9 Datasheet HTML 11Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
7
PRELIMINARY DATASHEET - Rev 1.3
02/2012
AWT6635
PERFORMANCE DATA PLOTS:
(WCDMA Operation at 836.5 MHz and 50 V system)
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure 4: WCDMA Gain (dB) over Temperature
(Vbatt=Vcc=3.4V)
-30C3.4Vcc
25C3.4Vcc
90C3.4Vcc
Figure 3: WCDMA Gain (dB) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure 5: WCDMA Gain (dB) over Voltage
(Tc=25C)
25C 3.2Vcc
25C3.4Vcc
25C4.2Vcc
25C3.0Vcc
Figure 4: WCDMA Gain (dB) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure 6: WCDMA PAE (%) over Temperature
(Vbatt=Vcc=3.4V)
-303.4cc
25C3.4Vcc
90C3.4Vcc
Figure 5: WCDMA PAE (%) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure 7: WCDMA PAE (%) over Voltage
(Tc=25C)
25C 3.2Vcc
25C3.4Vcc
25C4.2Vcc
25C3.0Vcc
Figure 6: WCDMA PAE (%) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure 8: WCDMA ACRL1 (dBc) over Temperature
(Vbatt=Vcc=3.4V)
-30C3.4Vcc
25C3.4Vcc
90C3.4Vcc
Figure 7: WCDMA ACLR1 (dBc) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
0
5
10
15
20
25
30
Pout (dBm)
Figure9:WCDMAACLR1(dBc)overVoltage
(Tc=25C)
25C 3.2Vcc
25C3.4Vcc
25C4.2Vcc
25C3.0Vcc
Figure 8: WCDMA ACLR1 (dBc) over Temperature
(VBATT = VCC = 3.4 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com