công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMMN7H2PN bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMMN7H2PN
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMMN7H2PN bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - ITT Industries

Back Button DAMMN7H2PN Datasheet HTML 88Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 89Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 90Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 91Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 92Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 93Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 94Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 95Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 96Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
91
RING, RETAINER
INSULATOR
17,70 (.697)
REF
Receptacle
For tooling, see page 88.
18,64 (.734)
REF
RING, RETAINING
INSULATOR
D Subminiature
Combo D
Cable (Size 8) Loose Contacts — High Voltage — Straight
Part Number
Part Number
Wire
Size
Gold over Ni
50 in. Gold
DM51157
DM51157-8
20 AWG
Part Number
Part Number
Wire
Size
Gold over Ni
50 in. Gold
DM51157-5000
DM51157-5005
20 AWG
RING, RETAINING
INSULATOR
17,70 (.697)
REF
For tooling, see page 88.
For tooling, see page 88.
Plug
Receptacle
19,41(.764)
REF
RING, RETAINING
INSULATOR
Part Number
Part Number
Wire
Size
Gold over Ni
50 in. Gold
DM51155
DM51155-7
20 AWG
For tooling, see page 88.
Cable (Size 8) Loose Contacts — High Voltage — 90
°
Plug
Part Number
Part Number
Wire
Size
Gold over Ni
50 in. Gold
DM51155-5000
DM51155-5004
20 AWG



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com