công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMMN7H2PN bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMMN7H2PN
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMMN7H2PN bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - ITT Industries

Back Button DAMMN7H2PN Datasheet HTML 66Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 67Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 68Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 69Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 70Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 71Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 72Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 73Page - ITT Industries DAMMN7H2PN Datasheet HTML 74Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
69
D Subminiature
Combo D
40 A High Power Straight — Standard PC Tails (Size DD)
Screw lock, boardlock and high power contact
removed for clarity
Part Numbers with Standoff #4-40 UNC
Shell Size
Layout
Part Number
Without Screw Locks
Without Boardlocks
Part Number
Without Screw Locks
With Boardlocks
Part Number
With Screw Locks
With Boardlocks
DD
24W7
DDMV24H7SNA197
DDMZ24H7SNA197
DDMN24H7SNA197
DD
36W4
DDMV36H4SNA197
DDMZ36H4SNA197
DDMN36H4SNA197
DD
43W2
DDMV43H2SNA197
DDMZ43H2SNA197
DDMN43H2SNA197
DD
47W1
DDMV47H1SNA197
DDMZ47H1SNA197
DDMN47H1SNA197
Note: For contacts with 30 microinches gold substitute K126 for A197. Example: DDMV24H7SNK126
A
C
B
E
D
10
°
5,69
(.224)
L
W
F
2,84
(.112)
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
L
±0,25 (.010)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2.406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Receptacle
Engaging Face
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 223.
For P.C. hole patterns, see page 259.
For panel cutouts, see page 221.
7,62
± 0,25
(.300
± .010)
6,50
± 0,25
(.256
± .010)
Ø 3,18
(.125)
Ø 0,76
(.030)
4,65
(.183)
2,92
(.115)
BOARDLOCK
SCREW LOCK
#4-40 UNC
4,52 (.178)
STANDOFF
#4-40 UNC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com