công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9511 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9511
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Integrated Battery Charger with Two Step-Down Converters
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9511 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Richtek Technology Corporation

  RT9511 Datasheet HTML 1Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 2Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9511 Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
RT9511
2
DS9511-01 April 2011
www.richtek.com
Typical Application Circuit
Pin Configurations
(TOP VIEW)
WQFN-24L 4x4
GND
EN1
VDD1
LX1
GND
FB2
BATT
TS
TIMER
NC
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
18
17
16
15
14
13
21 20 19
24
22
23
25
EN
BAT_ON
Ordering Information
Note :
Richtek products are :
} RoHS compliant and compatible with the current require-
ments of IPC/JEDEC J-STD-020.
} Suitable for use in SnPb or Pb-free soldering processes.
RT9511
23
22
BATT
TIMER
SYS
16
17
18
11
ACIN
ISETA
TS
15
19
20
USB
Battery Pack
CT
0.1
µF
Chip Enable
1, 5, 7, 25 (Exposed Pad)
GND
14
EN
AC_ON
CHG_S
BAT_ON
1
µF
1
µF
System
12 ISETU
21
10
µF
LX1
FB1
2.2
µH
VOUT1
L1
24
4
COUT1
R1
R2
C1
IR2
10
µF
LX2
FB2
2.2
µH
VOUT2
L2
6
10
COUT2
R3
R4
C2
IR4
VDD1
EN1
2.5V to 5.5V
VIN
3
2
4.7
µF
CIN1
VDD2
EN2
2.5V to 5.5V
VIN
9
8
4.7
µF
CIN2
VACIN
VUSB
RSETA
RT9511
Package Type
QW : WQFN-24L 4x4 (W-Type)
Lead Plating System
G : Green (Halogen Free and Pb Free)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com