công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RTP08050-20 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - RFHIC

tên linh kiện RTP08050-20
Giải thích chi tiết về linh kiện  This HPA Module is a high gain and Amplifier module for CDMA and LTE Repeater use.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

RTP08050-20 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - RFHIC

  RTP08050-20 Datasheet HTML 1Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 2Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 3Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 4Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 5Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 6Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 7Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
P
Prreelliim
miin
naarryy
G
GaaN
N P
Poow
weerr A
Am
mp
p P
Paalllleett
R
RT
TP
P0088005500--2200
▪ Tel : 82-31-250-5078
▪ All specifications may change without notice.
▪ rfsales@rfhic.com
▪ Version 1.0
Test Data (Test Results: DPD Operation)
Test Equipments
-
DPD Engine : Optichron OP6180 Board
-
Signal Generator : E4438C (Agilent)
-
Spectrum Analyzer : E4440A (Agilent)
-
Network Analyzer : 8753ES (Agilent)
-
Power Supply : 6674A (Agilent)
Test Condition
-
Signal : LTE 1FA 10MHz(PAPR 6.5dB) & WCDMA 4FA(PAPR 7dB)
-
CFR apply
-
AMP Temperature: 40
°C
Gain & Input VSWR
Output VSWR
● Output Power @ 876.5MHz, LTE 1FA 10MHz
● Output Power @ 889MHz, LTE 1FA 10MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com