công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RTP08050-20 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RFHIC

tên linh kiện RTP08050-20
Giải thích chi tiết về linh kiện  This HPA Module is a high gain and Amplifier module for CDMA and LTE Repeater use.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

RTP08050-20 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RFHIC

  RTP08050-20 Datasheet HTML 1Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 2Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 3Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 4Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 5Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 6Page - RFHIC RTP08050-20 Datasheet HTML 7Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
P
Prreelliim
miin
naarryy
G
GaaN
N P
Poow
weerr A
Am
mp
p P
Paalllleett
R
RT
TP
P0088005500--2200
▪ Tel : 82-31-250-5078
▪ All specifications may change without notice.
▪ rfsales@rfhic.com
▪ Version 1.0
Environmental Characteristics
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Ambient Temperature
Ta
-30
+65
°C
Storage Temperature
Tstg
-40
+130
°C
Relative humidity w/o condensation
RH
80
%
Maximum Rating
Input Overdrive
POD
-2dBm
Max.
Load VSWR
Ψ
∞ : 1 (All Phase & Amplitude)
Nom.
Operating Case Temperature
Tc
+100
°C
Interface Connector
8-Pin-Control ( MOLEX_5267_08 )
Pin #
Description
Specifications
1
Vcc
+5.6V
2, 3, 4
Vcc
+45V
5, 6, 7, 8
GND
GROUND
4Pin-Control ( SMW200-04P, Yeonho )
Pin #
Description
Specifications
1
Enable / Disable
Amp Enable(+5.6V) / Amp Disable(+0V)
2, 3
GND
GROUND
4
Temp DET
Temp Sense (0.9V @ 40
℃)
Mechanical Specifications
Parameter
Value
Units
Limits
Dimensions
170 x 100 x 18.8
mm
Weight
0.60(max)
Kg
RF Input Connector
SMA(Female)
RF Output Coupling Connector
SMA(Female)
RF Output Connector
SMA(Female)
I/O Connector
SMW200 4pin(Male)
Molex 8pin(Male)
Cooling
External Heat-sink



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com