| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RT8167B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Richtek Technology Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RT8167B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Richtek Technology Corporation |
|
4 / 38 page ![]() RT8167B 4 DS8167B-00 October 2011 www.richtek.com VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 H1 H0 VDAC Voltage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.255 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.260 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.265 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0.270 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0.275 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 0.280 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0.285 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 0.290 0 0 0 0 1 0 1 0 0 A 0.295 0 0 0 0 1 0 1 1 0 B 0.300 0 0 0 0 1 1 0 0 0 C 0.305 0 0 0 0 1 1 0 1 0 D 0.310 0 0 0 0 1 1 1 0 0 E 0.315 0 0 0 0 1 1 1 1 0 F 0.320 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.325 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.330 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0.335 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0.340 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0.345 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0.350 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0.355 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 0.360 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 0.365 0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 0.370 0 0 0 1 1 0 1 0 1 A 0.375 0 0 0 1 1 0 1 1 1 B 0.380 0 0 0 1 1 1 0 0 1 C 0.385 0 0 0 1 1 1 0 1 1 D 0.390 0 0 0 1 1 1 1 0 1 E 0.395 0 0 0 1 1 1 1 1 1 F 0.400 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.405 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0.410 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.415 Table 1. IMVP7/VR12 Compliant VID Table To be continued |