| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
WM8352 bảng dữ liệu(PDF) 286 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8352 bảng dữ liệu(HTML) 286 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
286 / 336 page ![]() WM8352 Production Data w PD, February 2011, Rev 4.4 286 REGISTER ADDRESS BIT LABEL DEFAULT DESCRIPTION REFER TO 00_1101 = 38.3uA 00_1110 = 44.7uA 00_1111 = 54.1uA 01_0000 = 64.1uA 01_0001 = 76.8uA 01_0010 = 89.5uA 01_0011 = 109uA 01_0100 = 128uA 01_0101 = 153uA 01_0110 = 178uA 01_0111 = 216uA 01_1000 = 256uA 01_1001 = 307uA 01_1010 = 358uA 01_1011 = 434uA 01_1100 = 510uA 01_1101 = 612uA 01_1110 = 713uA 01_1111 = 865uA 10_0000 = 1.02mA 10_0001 = 1.22mA 10_0010 = 1.42mA 10_0011 = 1.73mA 10_0100 = 2.03mA 10_0101 = 2.43mA 10_0110 = 2.83mA 10_0111 = 3.43mA 10_1000 = 4.08mA 10_1001 = 4.89mA 10_1010 = 5.7mA 10_1011 = 6.91mA 10_1100 = 8.13mA 10_1101 = 9.74mA 10_1110 = 11.3mA 10_1111 = 13.7mA 11_0000 = 16.3mA 11_0001 = 19.6mA 11_0010 = 22.8mA 11_0011 = 27.6mA 11_0100 = 32.5mA 11_0101 = 39mA 11_0110 = 45.4mA 11_0111 = 54.9mA 11_1000 = 65.3mA 11_1001 = 78.2mA 11_1010 = 91.2mA 11_1011 = 111mA 11_1100 = 130mA 11_1101 = 156mA 11_1110 = 181mA 11_1111 = 220mA Reset by state machine. Register ACh Current Sink Driver A |