công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ED555/2DS bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ED555/2DS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance Demonstration Kit for the ADS130E08
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ED555/2DS bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button ED555/2DS Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments ED555/2DS Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 47 page
background image
BILL OF MATERIALS (BOM), LAYOUT, AND SCHEMATIC
www.ti.com
Table 10. ADS130E08 Bill of Materials (continued)
Item
Qty
Ref Des
Description
Manufacturer
Part Number
25
0
R5, R6, R8, R9, R11, R12, R14, R15, R17,
Not Installed
R18, R20, R21, R23, R24, R26, R27, R29,
R30, R32, R33, R35, R36, R38, R39, R41,
R42, R44, R45, R47, R48, R50, R51, R52,
R53, R54, R55, R56, R57, R58, R64, R65,
R66
26
1
R59
RES 49.9K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
Yageo
RC0603FR-0749K9L
27
1
R60
RES 46.4K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
Yageo
RC0603FR-0746K4L
28
1
R61
RES 47.5K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
Yageo
RC0603FR-0747K5L
29
1
R62
RES 43.2K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
Yageo
RC0603FR-0743K2L
30
5
TP1, TP2, TP8, TP11, TP12
TEST POINT PC MINI .040"D BLACK
Keystone
5001
31
11
TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP9, TP10,
TEST POINT PC MINI .040"D RED
Keystone
5000
TP13, TP14, TP15, TP16
32
1
U1
Low-Cost, 8-Channel, 16-Bit Analog Front-End for Power
TI
ADS130E08IPAG
Control
33
0
U2,U3, U4
Not Installed
34
1
U5
IC UNREG CHRG PUMP V INV SOT23-5
TI
TPS60403DBVT
35
1
U6
IC LDO REG 250MA 3.0V SOT23-5
TI
TPS73230DBVT
36
1
U7
IC LDO REG NEG 200MA ADJ SOT23-5
TI
TPS72301DBVT
37
1
U8
IC LDO REG 250MA ADJ-V SOT23-5
TI
TPS73201DBVT
38
1
U9
IC EEPROM 256KBIT 400KHZ 8TSSOP
Microchip
24AA256-I/ST
39
1
OSC1
OSC 2.0480 MHZ 3.3V HCMOS SMT
Fox
FXO-HC735-2.048
40
9
N/A
0.100 Shunt - Black Shunts
3M
969102-0000-DA
41
1
N/A
Printed Circuit Board
TI
6462011 (MMB0)
32
Performance Demonstration Kit for the ADS130E08
SBAU202 – June 2012
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com