| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CXR702F080 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sony Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CXR702F080 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sony Corporation |
|
5 / 32 page ![]() – 5 – CXR702F080 PN5/SO1 PN6/SI1 PN7/SCS1/INT9 PO0/SCK2 PO1/SO2 PO2/SI2 PO3/SCS2 XOUT/CKO VDD VSS PWE NC PA0/WAIT PA1/CS2 PA2/CS3 PA3/CS4 PA4/CS5 PA5/MCS1 PB0 PB1 PB2 Pin No. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Pin position G14 H15 G12 G13 F14 G15 F12 F13 E14 F15 E12 E13 E15 D14 C14 D15 D13 C13 C15 B15 A15 A14 Symbol A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 VDD EXTAL XTAL VSS MSDIO MSBS MSSCLK MSDIR MSINS DACK0 DACK1 DREQ0 DREQ1 TEST2 TEST0 Pin No. 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Pin position B14 B13 B12 A13 D12 C12 B11 A12 D11 C11 B10 A11 D10 C10 B9 A10 D9 C9 B8 A9 D8 C8 Symbol TEST1 AN0 PM0/AN1 PM1/AN2 PM2/AN3 AVSS AVREF AVDD TDI TMS TRST TCK RTCK TDO RST VDD VSS PN0/SCK0 PN1/SO0 PN2/SI0 PN3/SCS0/INT8 PN4/SCK1 Pin No. 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Pin position B7 A8 D7 C7 B6 A7 D6 C6 B5 A6 D5 C5 A5 B4 B3 A4 C4 C3 A3 A2 A1 Symbol |