công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA7529 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDA7529
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF front-end for AM/FM DSP car-radio with IF sampling
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7529 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics

Back Button TDA7529_11 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics TDA7529_11 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 61 page
background image
TDA7529
Registers description
Doc ID 13311 Rev 4
53/61
6.1.27
Charge pump current (25 / 41)
6.1.28
Tuning DAC 1 (26 / 42)
Table 53.
Charge pump current (25 / 41)
MSB
LSB
Function
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
---
-
X
X
X
X
Low current charge pump
50 µA
100 µA
200 µA
400 µA
X
X
X
X
--
-
-
High current charge pump
0.5 mA
1mA
2mA
4mA
Table 54.
Tuning DAC 1 (26 / 42)
MSB
LSB
Function
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
X
X
X
X
X
X
X
X
DAC 1 voltage 8..1
DAC1_.
DAC1_2
DAC1_3
DAC1_4
DAC1_5
DAC1_6
DAC1_7
DAC1_8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com