| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA369BWS bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA369BWS bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 89 page ![]() Register description STA369BWS 56/89 Doc ID 16861 Rev 4 6.6.6 Limiter 1 extended attack threshold (addr 0x32) The extended attack threshold value is determined as follows: attack threshold = -12 + EATH1 / 4 1001 -15 1010 -14 1011 -13 1100 -12 1101 -10 1110 -7 1111 -4 Table 70. Limiter release threshold vs LxRT bits (DRC mode) LxRT[3:0] DRC (db relative to Volume + LxAT) 0000 - ∞ 0001 -38 0010 -36 0011 -33 0100 -31 0101 -30 0110 -28 0111 -26 1000 -24 1001 -22 1010 -20 1011 -18 1100 -15 1101 -12 1110 -9 1111 -6 Table 69. Limiter attack threshold vs LxAT bits (DRC mode) (continued) LxAT[3:0] DRC (dB relative to Volume) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 EATHEN1 EATH1[6]EATH1[5]EATH1[4]EATH1[3]EATH1[2]EATH1[1]EATH1[0] 00 11 000 0 |