công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F051X4 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F051X4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low- and medium-density advanced ARM??based 32-bit MCU
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F051X4 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F051X4 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 104 page
background image
STM32F051x
Package characteristics
Doc ID 022265 Rev 3
99/105
Figure 37.
UFQFPN32 - 32-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (5 x 5)
1.
Drawing is not to scale.
2.
All leads/pads should also be soldered to the PCB to improve the lead/pad solder joint life.
3.
There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. This pad is used for the device ground and must
be connected. It is referred to as pin 0 in Table 13: Pin definitions.
Seating plane
ddd
C
C
A3
A1
A
D
e
9
16
17
24
32
Pin # 1 ID
R = 0.30
8
E
L
L
D2
1
b
E2
A0B8_ME
Bottom view
Table 71.
UFQFPN32 - 32-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package (5 x 5),
package mechanical data
Dim.
mm
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.5
0.55
0.6
0.0197
0.0217
0.0236
A1
0.00
0.02
0.05
0
0.0008
0.0020
A3
0.152
0.006
b
0.18
0.23
0.28
0.0071
0.0091
0.0110
D
4.90
5.00
5.10
0.1929
0.1969
0.2008
D2
3.50
0.1378
E
4.90
5.00
5.10
0.1929
0.1969
0.2008
E2
3.40
3.50
3.60
0.1339
0.1378
0.1417
e
0.500
0.0197
L
0.30
0.40
0.50
0.0118
0.0157
0.0197
ddd
0.08
0.0031
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com