công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F051X4 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F051X4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low- and medium-density advanced ARM??based 32-bit MCU
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F051X4 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F051X4 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32F051X4 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 104 page
background image
Electrical characteristics
STM32F051x
82/105
Doc ID 022265 Rev 3
6.3.17
Comparator characteristics
Table 58.
Comparator characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max(1)
Unit
VDDA
Analog supply voltage
2
-
3.6
V
VIN
Comparator input
voltage range
0-
VDDA
VBG
Scaler input voltage
-
1.2
VSC
Scaler offset voltage
-
±5
±10
mV
tS_SC
Scaler startup time
from power down
--
0.1
ms
tSTART
Comparator startup
time
Startup time to reach propagation delay
specification
-
-
60
µs
tD
Propagation delay for
200 mV step with 100
mV overdrive
Ultra-low power mode
-
2
4.5
µs
Low power mode
-
0.7
1.5
Medium power mode
-
0.3
0.6
High speed power mode
VDDA ≥ 2.7 V
-
50
100
ns
VDDA < 2.7 V
-
100
240
Propagation delay for
full range step with 100
mV overdrive
Ultra-low power mode
-
2
7
µs
Low power mode
-
0.7
2.1
Medium power mode
-
0.3
1.2
High speed power mode
VDDA ≥ 2.7 V
-
90
180
ns
VDDA < 2.7 V
-
110
300
Voffset
Comparator offset error
-
±4
±10
mV
dVoffset/dT
Offset error
temperature coefficient
-18
-
µV/°C
IDD(COMP)
COMP current
consumption
Ultra-low power mode
-
1.2
1.5
µA
Low power mode
-
3
5
Medium power mode
-
10
15
High speed power mode
-
75
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com