công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS3668 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - ams AG

tên linh kiện AS3668
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Channel Breathl ight Cont rol ler
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3668 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - ams AG

Back Button AS3668 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 17Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 18Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 19Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 20Page - ams AG AS3668 Datasheet HTML 21Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 60 page
background image
www.austriamicrosystems.com/AS3668
Revision 1.11
17 - 60
AS3668
Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n
.
Figure 24. Internal processing of current sources
8.2.1
Unused Current Sources
Unused current sources can be left open. There are no external connections or components necessary if they are not used.
Table 10. Current Sources Characteristiks
Symbol
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Unit
IBIT7
Current sink if Bit7 = 1
CURR1, CURR2, CURR3, CURR4 > 0.2V
12.8
mA
IBIT6
Current sink if Bit6 = 1
6.4
IBIT5
Current sink if Bit5 = 1
3.2
IBIT4
Current sink if Bit4 = 1
1.6
IBIT3
Current sink if Bit3 = 1
0.8
IBIT2
Current sink if Bit2 = 1
0.4
IBIT1
Current sink if Bit1 = 1
0.2
IBIT0
Current sink if Bit0 = 1
0.1
IMATCH
Matching Accuracy
CURR1, CURR2, CURR3 and CURR4
-10
+10
%
IOUT
Absolute Accuracy
-15
+15
%
VCUR1-4
Voltage Compliance
0
VCP-0.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60