công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS6204IPWPR bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS6204IPWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS6204IPWPR bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button THS6204IPWPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments THS6204IPWPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 43 page
background image
50
60
70
80
90
100
110
-
-
-
-
-
-
-
Frequency(Hz)
100k
1M
30M
G
=5V/V
G
=1V/V
V
=
R =100
DIFF
CM
O
PP
L
2V
W
2ndHarmonic
3rdHarmonic
10M
60
70
80
90
100
110
-
-
-
-
-
-
OutputVoltage(V
)
PP
0
2
16
G
=5V/V
G
=1V/V
R =100
DIFF
CM
L
W
f=1MHz
14
12
10
8
6
4
2ndHarmonic
3rdHarmonic
88
90
92
94
96
98
100
-
-
-
-
-
-
-
SupplyVoltage( V )
± S
4
5
12
G
=5V/V
G
=1V/V
V
=2V
R =100
DIFF
CM
O
PP
L
W
f=1MHz
2ndHarmonic
3rdHarmonic
11
10
9
8
7
6
75
80
85
90
95
100
105
110
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resistance(
)
W
10
100
1k
G
=5V/V
G
=1V/V
V
=2V
DIFF
CM
O
PP
f=1MHz
2ndHarmonic
3rdHarmonic
85
90
95
100
105
-
-
-
-
-
Gain(V/V)
1
10
20
G
=5V/V
G
=1V/V
V
=2V
R =100
DIFF
CM
O
PP
L
W
f=1MHz
2ndHarmonic
3rdHarmonic
60
50
40
30
20
10
0
Frequency(MHz)
0
5
30
10
15
20
25
G
=10V/V
G
=1V/V
DIFF
CM
THS6204
SBOS416C – OCTOBER 2007 – REVISED APRIL 2009 ................................................................................................................................................... www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: VS = ±6V, Full Bias (continued)
At TA = +25°C, GDIFF = +5V/V, GCM = 1V/V, RADJ = 0Ω, RF = 1.82kΩ, and RL = 100Ω, unless otherwise noted.
HARMONIC DISTORTION vs FREQUENCY
HARMONIC DISTORTION vs OUTPUT VOLTAGE
Figure 50.
Figure 51.
HARMONIC DISTORTION vs SUPPLY VOLTAGE
HARMONIC DISTORTION vs LOAD RESISTANCE
Figure 52.
Figure 53.
HARMONIC DISTORTION vs NONINVERTING GAIN
2-TONE, 3RD-ORDER INTERMODULATION INTERCEPT
Figure 54.
Figure 55.
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): THS6204



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com